công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

E2E2 bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - Omron Electronics LLC

tên linh kiện E2E2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Cylindrical Proximity Sensor
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OMRON [Omron Electronics LLC]
Trang chủ  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC

E2E2 bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - Omron Electronics LLC

Back Button E2E2 Datasheet HTML 30Page - Omron Electronics LLC E2E2 Datasheet HTML 31Page - Omron Electronics LLC E2E2 Datasheet HTML 32Page - Omron Electronics LLC E2E2 Datasheet HTML 33Page - Omron Electronics LLC E2E2 Datasheet HTML 34Page - Omron Electronics LLC E2E2 Datasheet HTML 35Page - Omron Electronics LLC E2E2 Datasheet HTML 36Page - Omron Electronics LLC E2E2 Datasheet HTML 37Page - Omron Electronics LLC E2E2 Datasheet HTML 38Page - Omron Electronics LLC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 48 page
background image
34
E2E/E2E2 Cylindrical Proximity Sensor
Mutual Interference
When installing two or more Sensors face to face or side by side, ensure that the minimum distances given in the following table are maintained.
Note: Values in parentheses apply to Sensors operating at different frequencies.
A
B
Model
Item
M8
M12
M18
M30
E2E-X
@D@
DC 2-wire
E2E-X
@T1
AC/DC 2-wire
E2E2-X
@D@
DC 2-wire
Shielded
A
20 mm
30 (20) mm
50 (30) mm
100 (50) mm
B
15 mm
20 (12) mm
35 (18) mm
70 (35) mm
Unshielded
A
80 mm
120 (60) mm
200 (100) mm
300 (100) mm
B
60 mm
100 (50) mm
110 (60) mm
200 (100) mm
E2E-X
@E@
E2E-X
@F@
DC 3-wire
E2E-X
@Y@
AC 2-wire
E2E2-X
@B@
E2E2-X
@C@
DC 3-wire
E2E2-X
@Y@
AC 2-wire
Shielded
A
20 mm
30 (20) mm
50 (30) mm
100 (50) mm
B
15 mm
20 (12) mm
35 (18) mm
70 (35) mm
Unshielded
A
80 mm
120 (60) mm
200 (100) mm
300 (100) mm
B
60 mm
100 (50) mm
110 (60) mm
200 (100) mm
Model
Item
3 dia.
4 dia.
M5
5.4 dia.
E2E-X
@B@
E2E-X
@C@
E2E-C
@B@
E2E-C
@C@
DC 3-wire
Shielded
A
20 mm
B
15 mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com