công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM5039 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM5039
Giải thích chi tiết về linh kiện  105V / 2A Half-Bridge Gate Drivers, Synchronous Rectifier Control Outputs with Programmable Delays
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM5039 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button LM5039 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM5039 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM5039 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM5039 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM5039 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM5039 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM5039 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM5039 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM5039 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 33 page
background image
MODE
CONTROL
LOGIC
VIN
VCC
SS
RT/SYNC
OSCILLATOR
CLK
HS
PWM
5k
FEED-FORWARD RAMP
VCC/REF
UVLO
CS
RAMP
7.7V SERIES
REGULATOR
HO
DRIVER
HB
LO
VCC
COMP
SS
MAX V*S
2.2V CLAMP
UVLO
0.4V
RES
12 PA
2.5V
DRIVER
THERMAL
LIMIT (165°C)
5V
Reference
REF
20 PA
1.25V
UVLO-STANDBY
SHUTDOWN
VCC
T1
and
T2
TIMER
VCC
SR1
SR2
DLY
SS
LOGIC
S
R
Q
T
Q
Q
AGND
PGND
22 PA
+5V
110 PA
+5V
1.2 PA
+5V
SS Buffer
(Sink Only)
RESTART
DELAY
SOFT-START
CURRENT LIMIT
CYCLE
NON-CURRENT
LIMIT CYCLE
1:1
1V
+5V
+5V
ACL
0.6V
Cycle-by-Cycle
I-Limit
CLK + LEB
0.5V
Hiccup
Mode
Logic
SHUTDOWN
Frequency
Foldback
STANDBY
Frequency
Foldback
Average I-Limit
+5V
HIC
HIC
LM5039
SNVS621D – FEBRUARY 2010 – REVISED MARCH 2013
www.ti.com
Block Diagram
Figure 13.
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2010–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM5039



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com