công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD9979BCPZ bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD9979BCPZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  14-Bit, CCD Signal Processor with Precision Timing Core
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9979BCPZ bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD9979BCPZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9979BCPZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9979BCPZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9979BCPZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9979BCPZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9979BCPZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD9979BCPZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD9979BCPZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD9979BCPZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 56 page
background image
AD9979
Rev. C | Page 9 of 56
Pin No.
Mnemonic
Type1
Description
28
CLI
DI
Master Clock Input
29
AVSS
P
Analog Ground for AFE
30
AVDD
P
Analog Supply for AFE (1.8 V)
31
CCDINP
AI
CCD Signal Positive Input
32
CCDINM
AI
CCD Signal Negative Input; Normally Tied to AVSS
33
AVSS
P
Analog Ground for AFE
34
AVDD
P
Analog Supply for AFE (1.8 V)
35
REFT
AO
Reference Top Decoupling (Decouple with 1.0 μF to AVSS)
36
REFB
AO
Reference Bottom Decoupling (Decouple with 1.0 μF to AVSS)
37
LDOEN
DI
LDO Output Enable; 3 V = LDO Enabled, GND = LDO Disabled
38
SL
DI
3-Wire Serial Load
39
SDI
DI
3-Wire Serial Data Input
40
SCK
DI
3-Wire Serial Clock
41
GPO1
DIO
General-Purpose Input/Output 1
42
GPO2
DIO
General-Purpose Input/Output 2
43
VD
DI
Vertical Sync Pulse
44
HD
DI
Horizontal Sync Pulse
45
DVSS
P
Digital Ground
46
DVDD
P
Digital Supply (1.8 V)
47
D0 (LSB)
DO
Data Output
48
D1
DO
Data Output
EPAD
The exposed pad must be connected to GND.
1 AI = analog input, AO = analog output, DI = digital input, DO = digital output, DIO = digital input/output, P = power.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com