công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD9979BCPZ bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD9979BCPZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  14-Bit, CCD Signal Processor with Precision Timing Core
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9979BCPZ bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  AD9979BCPZ Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD9979BCPZ Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD9979BCPZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD9979BCPZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9979BCPZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9979BCPZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9979BCPZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9979BCPZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9979BCPZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 56 page
background image
AD9979
Rev. C | Page 5 of 56
DIGITAL SPECIFICATIONS
IOVDD = 1.6 V to 3.6 V, RGVDD = HVDD = 2.7 V to 3.6 V, CL = 20 pF, tMIN to tMAX, unless otherwise noted.
Table 3.
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Test Conditions/
Comments
LOGIC INPUTS
High Level Input Voltage
VIH
IOVDD − 0.6
V
Low Level Input Voltage
VIL
0.6
V
High Level Input Current
IIH
10
μA
Low Level Input Current
IIL
10
μA
Input Capacitance
CIN
10
pF
LOGIC OUTPUTS
High Level Output Voltage
VOH
IOVDD − 0.5
V
IOH = 2 mA
Low Level Output Voltage
VOL
0.5
V
IOL = 2 mA
CLI INPUT (CLI_BIAS = 0)
High Level Input Voltage
VIHCLI
IOVDD/2 + 0.5
V
Low Level Input Voltage
VILCLI
IOVDD/2 − 0.5
V
H-DRIVER OUTPUTS
High Level Output Voltage at Maximum Current
VOH
HVDD − 0.5
V
Low Level Output Voltage at Maximum Current
VOL
0.5
V
Maximum Output Current (Programmable)
30
mA
Maximum Load Capacitance
100
pF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com