công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD9979BCPZ bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD9979BCPZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  14-Bit, CCD Signal Processor with Precision Timing Core
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9979BCPZ bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD9979BCPZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9979BCPZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9979BCPZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9979BCPZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9979BCPZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9979BCPZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9979BCPZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD9979BCPZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD9979BCPZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 56 page
background image
AD9979
Rev. C | Page 8 of 56
PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS
AD9979
1
D2
D9
D8
D7
DRVDD
DRVSS
D6
D5
D4
D3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
36 REFB
LDOOUT
CLI
AVSS
AVDD
CCDINP
CCDINM
AVSS
AVDD
REFT
35
34
33
32
31
30
29
28
27
RG
IOVDD
26
25
D11
D10 11
12
PIN 1
INDICATOR
TOP VIEW
(Not to Scale)
NC = NO CONNECT
NOTES
1. THE EXPOSED PAD MUST BE CONNECTED TO GND.
Figure 3. Pin Configuration
Table 7. Pin Function Descriptions
Pin No.
Mnemonic
Type1
Description
1
D2
DO
Data Output
2
D3
DO
Data Output
3
D4
DO
Data Output
4
D5
DO
Data Output
5
D6
DO
Data Output
6
DRVSS
P
Digital Driver Ground
7
DRVDD
P
Digital Driver Supply (1.8 V or 3 V)
8
D7
DO
Data Output
9
D8
DO
Data Output
10
D9
DO
Data Output
11
D10
DO
Data Output
12
D11
DO
Data Output
13
D12
DO
Data Output
14
D13 (MSB)
DO
Data Output
15
NC
Not Connected
16
H1
DO
CCD Horizontal Clock 1
17
H2
DO
CCD Horizontal Clock 2
18
HVSS
P
H1 to H4 Driver Ground
19
HVDD
P
H1 to H4 Driver Supply (3 V)
20
H3
DO
CCD Horizontal Clock 3
21
H4
DO
CCD Horizontal Clock 4
22
RGVSS
P
RG Driver Ground
23
HL
DO
CCD Last Horizontal Clock
24
RGVDD
P
RG Driver Supply (3 V)
25
RG
DO
CCD Reset Gate Clock
26
IOVDD
P
Digital I/O Supply (1.8 V or 3 V)/LDO Input Voltage (3 V)
27
LDOOUT
P
LDO Output Voltage (1.8 V)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com