| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ADMCF340 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADMCF340 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices |
|
7 / 40 page ![]() REV. 0 ADMCF340 –7– Pin Pin No. Mnemonic Type 1 AGND GND 2 DGND1 GND 3 RESET D_IN 4 PB6 D_I/O 5CH D_OUT 6 PB7 D_I/O 7 PB8 D_I/O 8CL D_OUT 9 PB9 D_I/O 10 PB10 D_I/O 11 BH D_OUT 12 PB11 D_I/O 13 PB12 D_I/O 14 BL D_OUT 15 NC No Connect 16 NC No Connect 17 NC No Connect 18 AH D_OUT 19 PB13 D_I/O 20 PB14 D_I/O 21 AL D_OUT 22 PB15 D_I/O 23 PA8/(AUX0/CLKOUT) D_I/O 24 PA7/(AUX1/PWMSYNC) D_I/O 25 DVDD2SUP 26 PWMSR D_IN 27 DGND2 GND 28 PA6/DR1 D_I/O 29 PA5/(FL1/DT1) D_I/O 30 PA4/(SCLK1/SCLK0) D_I/O 31 PWMPOL D-IN 32 PA3/TFS0 D_I/O Pin Pin No. Mnemonic Type 33 NC No Connect 34 PA2/RFS0 D_I/O 35 PB0 D_I/O 36 PB1 D_I/O 37 PA1/DT0 D_I/O 38 PB2 D_I/O 39 PB3 D_I/O 40 PA0/DR0 D_I/O 41 PB4 D_I/O 42 PB5 D_I/O 43 NC No Connect 44 CLKIN D_I/O 45 NC No Connect 46 XTAL A_OUT 47 DVDD1SUP 48 AVDD SUP 49 PWMTRIP D_IN 50 V3 A_IN 51 ISENSE3 A_IN 52 V2 A_IN 53 ISENSE2 A_IN 54 V1 A_IN 55 ISENSE1 A_IN 56 VAUX4 A_IN 57 VAUX0 A_IN 58 VAUX5 A_IN 59 VAUX1 A_IN 60 VAUX6 A_IN 61 VAUX2 A_IN 62 VAUX7 A-IN 63 ICONST A_OUT 64 NC No Connect PIN FUNCTION DESCRIPTIONS PA is the abbreviation of PORTA; PB is the abbreviation of PORTB. |