| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F407IE bảng dữ liệu(PDF) 48 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F407IE bảng dữ liệu(HTML) 48 Page - STMicroelectronics |
|
48 / 180 page ![]() Pinouts and pin description STM32F405xx, STM32F407xx 48/180 Doc ID 022152 Rev 3 23 J8 32 43 R3 53 PA7 I/O FT (4) SPI1_MOSI/ TIM8_CH1N / TIM14_CH1/TIM3_CH2/ ETH_MII_RX_DV / TIM1_CH1N / RMII_CRS_DV/ EVENTOUT ADC12_IN7 24 - 33 44 N5 54 PC4 I/O FT (4) ETH_RMII_RX_D0 / ETH_MII_RX_D0/ EVENTOUT ADC12_IN14 25 - 34 45 P5 55 PC5 I/O FT (4) ETH_RMII_RX_D1 / ETH_MII_RX_D1/ EVENTOUT ADC12_IN15 26 G7 35 46 R5 56 PB0 I/O FT (4) TIM3_CH3 / TIM8_CH2N/ OTG_HS_ULPI_D1/ ETH_MII_RXD2 / TIM1_CH2N/ EVENTOUT ADC12_IN8 27 H7 36 47 R4 57 PB1 I/O FT (4) TIM3_CH4 / TIM8_CH3N/ OTG_HS_ULPI_D2/ ETH_MII_RXD3 / TIM1_CH3N/ EVENTOUT ADC12_IN9 28 J7 37 48 M6 58 PB2-BOOT1 (PB2) I/O FT EVENTOUT - - - 49 R6 59 PF11 I/O FT DCMI_12/ EVENTOUT - - - 50 P6 60 PF12 I/O FT FSMC_A6/ EVENTOUT -- - 51 M8 61 VSS S -- - 52 N8 62 VDD S - - - 53 N6 63 PF13 I/O FT FSMC_A7/ EVENTOUT - - - 54 R7 64 PF14 I/O FT FSMC_A8/ EVENTOUT - - - 55 P7 65 PF15 I/O FT FSMC_A9/ EVENTOUT - - - 56 N7 66 PG0 I/O FT FSMC_A10/ EVENTOUT - - - 57 M7 67 PG1 I/O FT FSMC_A11/ EVENTOUT - G6 38 58 R8 68 PE7 I/O FT FSMC_D4/TIM1_ETR/ EVENTOUT - H6 39 59 P8 69 PE8 I/O FT FSMC_D5/ TIM1_CH1N/ EVENTOUT - J6 40 60 P9 70 PE9 I/O FT FSMC_D6/TIM1_CH1/ EVENTOUT -- - 61 M9 71 VSS S -- - 62 N9 72 VDD S Table 6. STM32F40x pin and ball definitions (continued) Pin number Pin name (function after reset)(1) Alternate functions Additional functions |