| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F407IE bảng dữ liệu(PDF) 54 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F407IE bảng dữ liệu(HTML) 54 Page - STMicroelectronics |
|
54 / 180 page ![]() Pinouts and pin description STM32F405xx, STM32F407xx 54/180 Doc ID 022152 Rev 3 - - - 125 B10 153 PG10 I/O FT FSMC_NCE4_1/ FSMC_NE3/ EVENTOUT - - - 126 B9 154 PG11 I/O FT FSMC_NCE4_2 / ETH_MII_TX_EN/ ETH _RMII_TX_EN/ EVENTOUT - - - 127 B8 155 PG12 I/O FT FSMC_NE4 / USART6_RTS/ EVENTOUT - - - 128 A8 156 PG13 I/O FT FSMC_A24 / USART6_CTS /ETH_MII_TXD0/ ETH_RMII_TXD0/ EVENTOUT - - - 129 A7 157 PG14 I/O FT FSMC_A25 / USART6_TX /ETH_MII_TXD1/ ETH_RMII_TXD1/ EVENTOUT - E8 - 130 D7 158 VSS S - F7 - 131 C7 159 VDD S - - - 132 B7 160 PG15 I/O FT USART6_CTS / DCMI_D13/ EVENTOUT 55 B6 89 133 A10 161 PB3 (JTDO/ TRACESWO) I/O FT JTDO/ TRACESWO/ SPI3_SCK / I2S3_CK / TIM2_CH2 / SPI1_SCK/ EVENTOUT 56 A6 90 134 A9 162 PB4 (NJTRST) I/O FT NJTRST/ SPI3_MISO / TIM3_CH1 / SPI1_MISO / I2S3ext_SD/ EVENTOUT 57 D7 91 135 A6 163 PB5 I/O FT I2C1_SMBA/ CAN2_RX / OTG_HS_ULPI_D7 / ETH_PPS_OUT/TIM3_CH 2 / SPI1_MOSI/ SPI3_MOSI / DCMI_D10 / I2S3_SD/ EVENTOUT 58 C7 92 136 B6 164 PB6 I/O FT I2C1_SCL/ TIM4_CH1 / CAN2_TX / DCMI_D5/USART1_TX/ EVENTOUT Table 6. STM32F40x pin and ball definitions (continued) Pin number Pin name (function after reset)(1) Alternate functions Additional functions |