| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SPEAR1340 bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPEAR1340 bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - STMicroelectronics |
|
49 / 200 page ![]() AG9 DDR_DQS3n IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AG14 RESERVED IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 na na na na na na na na AH14 RESERVED IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 na na na na na na na na AF2 DDR_DQ0 IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AF4 DDR_DQ1 IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AF1 DDR_DQ2 IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AF5 DDR_DQ3 IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AE1 DDR_DQ4 IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AE6 DDR_DQ5 IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AE2 DDR_DQ6 IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AE4 DDR_DQ7 IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AH3 DDR_DQ8 IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AH2 DDR_DQ9 IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 Table 3. Ball characteristics (continued) Ball Pin name Pad type and pad options Reset/Reset rel. state |