| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SPEAR1340 bảng dữ liệu(PDF) 52 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPEAR1340 bảng dữ liệu(HTML) 52 Page - STMicroelectronics |
|
52 / 200 page ![]() AG15 RESERVED IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 na na na na na na na na AG12 RESERVED IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 na na na na na na na na AH15 RESERVED IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 na na na na na na na na T2 DDR_RESETn O SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 O 0 na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AD2 DDR_CLKM0 O SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 O 1 na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AD1 DDR_CLKP0 O SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 O 0 na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AC2 DDR_CLKM1 O SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 O 1 na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AC1 DDR_CLKP1 O SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 O 0 na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AB2 DDR_CLKM2 O SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 O 1 na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AB1 DDR_CLKP2 O SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 O 0 na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 A4 AIN0 I ANA na na na ADC_AVDD2V 5 Ina na na na na na na B4 AIN1 I ANA na na na ADC_AVDD2V 5 Ina na na na na na na C3 AIN2 I ANA na na na ADC_AVDD2V 5 Ina na na na na na na Table 3. Ball characteristics (continued) Ball Pin name Pad type and pad options Reset/Reset rel. state |