| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SPEAR1340 bảng dữ liệu(PDF) 93 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPEAR1340 bảng dữ liệu(HTML) 93 Page - STMicroelectronics |
|
93 / 200 page ![]() SPEAr1340 Pin description Doc ID 023063 Rev 4 93/200 VREG2_3V3_IN Voltage regulator 2 power supply H6 PWR gnd Ground A6 B6 D5 E5 F5 F7 F10 F13 F16 F19 F22 G4 G5 G6 H5 H23 J5 J6 K5 K10 K16 K18 K23 L4 L5 L6 L11 L13 L15 L17 M5 M10 M12 M13 M14 M15 M16 M18 M23 N4 N6 N11 N13 N14 N15 N16 N17 N19 R2 P5 P10 P12 P13 P14 P15 P16 P18 P23 R4 R6 R11 R13 R14 R15 R16 R17 T4 T5 T10 T12 T13 T14 T15 T16 T18 U6 U11 U13 U14 U15 U16 U17 T23 V5 V10 V12 V14 V16 V18 V23 W6 W11 W13 W15 W17 W19 Y5 Y23 AA6 AB4 AB5 AB23 AC6 AC8 AC10 AC12 AC14 AC16 AC18 AC20 AD7 AD9 AD11 AD13 GND Table 4. Power supply signals description (continued) Pin name Description Ball Signal type Pin type |