| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SPEAR1340 bảng dữ liệu(PDF) 48 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPEAR1340 bảng dữ liệu(HTML) 48 Page - STMicroelectronics |
|
48 / 200 page ![]() U2 DDR_ODT1 O SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 O 0 na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AE5 DDR_DM0 IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AG3 DDR_DM1 IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AF10 DDR_DM2 IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AG8 DDR_DM3 IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AH16 RESERVED IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 na na na na na na na na AE3 DDR_DQS0p IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AF3 DDR_DQS0n IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AH4 DDR_DQS1p IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AG4 DDR_DQS1n IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AE9 DDR_DQS2p IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AF8 DDR_DQS2n IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 AH10 DDR_DQS3p IO SSTL na na na DDRIO_VDD1 V8_1V5 Ina na na na DDR2n_DDR3 DDR2n_DDR3 CC6 Table 3. Ball characteristics (continued) Ball Pin name Pad type and pad options Reset/Reset rel. state |