công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

98ASH00962A bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện 98ASH00962A
Giải thích chi tiết về linh kiện  MC9S08PA60 Series
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

98ASH00962A bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button 98ASH00962A Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc 98ASH00962A Datasheet HTML 12Page - Freescale Semiconductor, Inc 98ASH00962A Datasheet HTML 13Page - Freescale Semiconductor, Inc 98ASH00962A Datasheet HTML 14Page - Freescale Semiconductor, Inc 98ASH00962A Datasheet HTML 15Page - Freescale Semiconductor, Inc 98ASH00962A Datasheet HTML 16Page - Freescale Semiconductor, Inc 98ASH00962A Datasheet HTML 17Page - Freescale Semiconductor, Inc 98ASH00962A Datasheet HTML 18Page - Freescale Semiconductor, Inc 98ASH00962A Datasheet HTML 19Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 35 page
background image
Table 6. Debug trace operating behaviors (continued)
Symbol
Description
Min.
Max.
Unit
ts
Data setup
3
—
ns
th
Data hold
2
—
ns
Figure 7. TRACE_CLKOUT specifications
Th
Ts
Ts
Th
TRACE_CLKOUT
TRACE_D[3:0]
Figure 8. Trace data specifications
5.2.3 FTM module timing
Synchronizer circuits determine the shortest input pulses that can be recognized or the
fastest clock that can be used as the optional external source to the timer counter. These
synchronizers operate from the current bus rate clock.
Table 7. FTM input timing
No.
C
Function
Symbol
Min
Max
Unit
1
D
External clock
frequency
fTCLK
0
fBus/4
Hz
2
D
External clock
period
tTCLK
4
—
tcyc
3
D
External clock
high time
tclkh
1.5
—
tcyc
4
D
External clock
low time
tclkl
1.5
—
tcyc
5
D
Input capture
pulse width
tICPW
1.5
—
tcyc
Switching specifications
MC9S08PA60 Series Data Sheet, Rev. 1, 10/9/2012.
Freescale Semiconductor, Inc.
15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com