công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

98ASH00962A bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện 98ASH00962A
Giải thích chi tiết về linh kiện  MC9S08PA60 Series
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

98ASH00962A bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button 98ASH00962A Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc 98ASH00962A Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc 98ASH00962A Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc 98ASH00962A Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc 98ASH00962A Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc 98ASH00962A Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc 98ASH00962A Datasheet HTML 12Page - Freescale Semiconductor, Inc 98ASH00962A Datasheet HTML 13Page - Freescale Semiconductor, Inc 98ASH00962A Datasheet HTML 14Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 35 page
background image
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
1
2
3
4
5
6
IOH(mA)
VDD-VOH(V)
VDD=3V
VDD=5V
Figure 1. Typical IOH Vs. VDD-VOH
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
5
10
15
20
25
IOH(mA)
VDD-VOH(V)
VDD=3V
VDD=5V
Figure 2. Typical IOH Vs. VDD-VOH (High current drive)
Nonswitching electrical specifications
MC9S08PA60 Series Data Sheet, Rev. 1, 10/9/2012.
10
Freescale Semiconductor, Inc.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com