| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SN8A1702AX bảng dữ liệu(PDF) 64 Page - SONiX Technology Company |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SN8A1702AX bảng dữ liệu(HTML) 64 Page - SONiX Technology Company |
|
64 / 112 page ![]() Preliminary SN8P1702A/SN8P1703A 8-bit micro-controller build-in 12-bit ADC SONiX TECHNOLOGY CO., LTD Page 64 Revision 0.5 TC0OUT FREQUENCY TABLE Fosc = 4MHz, TC0 Rate = Fcpu/8, TC0_Counter=8-bit, TC0X8=0 TC0R TC0OUT (KHz) TC0R TC0OUT (KHz) TC0R TC0OUT (KHz) TC0R TC0OUT (KHz) TC0R TC0OUT (KHz) 0 0.2441 56 0.3125 112 0.4340 168 0.7102 224 1.9531 1 0.2451 57 0.3141 113 0.4371 169 0.7184 225 2.0161 2 0.2461 58 0.3157 114 0.4401 170 0.7267 226 2.0833 3 0.2470 59 0.3173 115 0.4433 171 0.7353 227 2.1552 4 0.2480 60 0.3189 116 0.4464 172 0.7440 228 2.2321 5 0.2490 61 0.3205 117 0.4496 173 0.7530 229 2.3148 6 0.2500 62 0.3222 118 0.4529 174 0.7622 230 2.4038 7 0.2510 63 0.3238 119 0.4562 175 0.7716 231 2.5000 8 0.2520 64 0.3255 120 0.4596 176 0.7813 232 2.6042 9 0.2530 65 0.3272 121 0.4630 177 0.7911 233 2.7174 10 0.2541 66 0.3289 122 0.4664 178 0.8013 234 2.8409 11 0.2551 67 0.3307 123 0.4699 179 0.8117 235 2.9762 12 0.2561 68 0.3324 124 0.4735 180 0.8224 236 3.1250 13 0.2572 69 0.3342 125 0.4771 181 0.8333 237 3.2895 14 0.2583 70 0.3360 126 0.4808 182 0.8446 238 3.4722 15 0.2593 71 0.3378 127 0.4845 183 0.8562 239 3.6765 16 0.2604 72 0.3397 128 0.4883 184 0.8681 240 3.9063 17 0.2615 73 0.3415 129 0.4921 185 0.8803 241 4.1667 18 0.2626 74 0.3434 130 0.4960 186 0.8929 242 4.4643 19 0.2637 75 0.3453 131 0.5000 187 0.9058 243 4.8077 20 0.2648 76 0.3472 132 0.5040 188 0.9191 244 5.2083 21 0.2660 77 0.3492 133 0.5081 189 0.9328 245 5.6818 22 0.2671 78 0.3511 134 0.5123 190 0.9470 246 6.2500 23 0.2682 79 0.3531 135 0.5165 191 0.9615 247 6.9444 24 0.2694 80 0.3551 136 0.5208 192 0.9766 248 7.8125 25 0.2706 81 0.3571 137 0.5252 193 0.9921 249 8.9286 26 0.2717 82 0.3592 138 0.5297 194 1.0081 250 10.4167 27 0.2729 83 0.3613 139 0.5342 195 1.0246 251 12.5000 28 0.2741 84 0.3634 140 0.5388 196 1.0417 252 15.6250 29 0.2753 85 0.3655 141 0.5435 197 1.0593 253 20.8333 30 0.2765 86 0.3676 142 0.5482 198 1.0776 254 31.2500 31 0.2778 87 0.3698 143 0.5531 199 1.0965 255 62.5000 32 0.2790 88 0.3720 144 0.5580 200 1.1161 33 0.2803 89 0.3743 145 0.5631 201 1.1364 34 0.2815 90 0.3765 146 0.5682 202 1.1574 35 0.2828 91 0.3788 147 0.5734 203 1.1792 36 0.2841 92 0.3811 148 0.5787 204 1.2019 37 0.2854 93 0.3834 149 0.5841 205 1.2255 38 0.2867 94 0.3858 150 0.5896 206 1.2500 39 0.2880 95 0.3882 151 0.5952 207 1.2755 40 0.2894 96 0.3906 152 0.6010 208 1.3021 41 0.2907 97 0.3931 153 0.6068 209 1.3298 42 0.2921 98 0.3956 154 0.6127 210 1.3587 43 0.2934 99 0.3981 155 0.6188 211 1.3889 44 0.2948 100 0.4006 156 0.6250 212 1.4205 45 0.2962 101 0.4032 157 0.6313 213 1.4535 46 0.2976 102 0.4058 158 0.6378 214 1.4881 47 0.2990 103 0.4085 159 0.6443 215 1.5244 48 0.3005 104 0.4112 160 0.6510 216 1.5625 49 0.3019 105 0.4139 161 0.6579 217 1.6026 50 0.3034 106 0.4167 162 0.6649 218 1.6447 51 0.3049 107 0.4195 163 0.6720 219 1.6892 52 0.3064 108 0.4223 164 0.6793 220 1.7361 53 0.3079 109 0.4252 165 0.6868 221 1.7857 54 0.3094 110 0.4281 166 0.6944 222 1.8382 55 0.3109 111 0.4310 167 0.7022 223 1.8939 Table 8-3. TC0OUT Frequency Table for Fosc = 4MHz, TC0 Rate = Fcpu/8 |