công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT45FM2C bảng dữ liệu(PDF) 87 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT45FM2C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Brushless DC Motor Flash Type 8-Bit MCU
PDF  171 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT45FM2C bảng dữ liệu(HTML) 87 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT45FM2C Datasheet HTML 83Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 84Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 85Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 86Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 87Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 88Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 89Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 90Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 91Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 87 / 171 page
background image
Rev. 1.10
86
�a� �0� �01�
Rev. 1.10
87
�a� �0� �01�
HT45FM2C
Brushless DC Motor Flash Type 8-Bit MCU
HT45FM2C
Brushless DC Motor Flash Type 8-Bit MCU
Preliminar�
A/D Converter Register Description
OveralloperationoftheA/Dconverteriscontrolledusingseveralregisters.Areadonlyregisterpair
ADRL/ADRHexiststostoretheADCdata10-bitvalue.TheADLVDL/ADLVDHandADHVDL/
ADHVDHregistersareusedtostoretheboundarylimitvaluesoftheADCinterrupttriggerwhile
theADDLregisterisusedtosetupthestartconversiondelaytime.Theremainingregistersare
controlregisterswhichsetuptheoperatingandcontrolfunctionoftheA/Dconverter.
Register Name
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
ADRL
D7
D6
D5
D4
D�
D�
D1
D0
ADRH
—
—
—
—
—
—
D9
D8
ADCR0
ADSTR
EOCB
ADOFF
—
ACS�
ACS�
ACS1
ACS0
ADCR1
ADSTS
DLSTR
PWIS
ADCHVE ADCLVE ADCK�
ADCK1
ADCK0
ANCSR0
PCR7
PCR6
PCR5
PCR4
PCR�
PCR�
PCR1
PCR0
ANCSR1
—
—
—
—
—
—
—
PCR8
ADDL
D7
D6
D5
D4
D�
D�
D1
D0
ADLVDL
D7
D6
D5
D4
D�
D�
D1
D0
ADLVDH
—
—
—
—
—
—
D9
D8
ADHVDL
D7
D6
D5
D4
D�
D�
D1
D0
ADHVDH
—
—
—
—
—
—
D9
D8
A/D Converter Register List
A/D Converter Data Registers – ADRL, ADRH
Asthisdevicecontainsaninternal10-bitA/Dconverter,itrequirestwodataregisterstostorethe
convertedvalue.Theseareahighbyteregister,knownasADRH,andalowbyteregister,known
asADRL.Aftertheconversionprocesstakesplace,theseregisterscanbedirectlyreadbythe
microcontrollertoobtainthedigitisedconversionvalue.
ADRL Register
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
D7
D6
D5
D4
D�
D�
D1
D0
R/W
R
R
R
R
R
R
R
R
POR
x
x
x
x
x
x
x
x
"x"unknown
Bit7~0
A/DLowByteRegisterBit7~Bit0
ADRH Register
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
—
—
—
—
—
—
D9
D8
R/W
—
—
—
—
—
—
R
R
POR
—
—
—
—
—
—
x
x
"x"unknown
Bit7~2
Unimplemented,readas"0"
Bit1~0
A/DHighByteRegisterBit1,Bit0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com