công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT45FM2C bảng dữ liệu(PDF) 81 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT45FM2C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Brushless DC Motor Flash Type 8-Bit MCU
PDF  171 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT45FM2C bảng dữ liệu(HTML) 81 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT45FM2C Datasheet HTML 77Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 78Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 79Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 80Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 81Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 82Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 83Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 84Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 85Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 81 / 171 page
background image
Rev. 1.10
80
�a� �0� �01�
Rev. 1.10
81
�a� �0� �01�
HT45FM2C
Brushless DC Motor Flash Type 8-Bit MCU
HT45FM2C
Brushless DC Motor Flash Type 8-Bit MCU
Preliminar�
CAPTMCH Register
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
D15
D14
D1�
D1�
D11
D10
D9
D8
R/W
R
R
R
R
R
R
R
R
POR
x
x
x
x
x
x
x
x
"x"unknown
Bit 7~0
CAPTMCH:
CAPTMCaptureHighByteRegisterbit7~bit0
CAPTM16-bitCaptureRegisterbit15~bit8.
Capture Timer Operation
TheCaptureTimerisusedtodetectandmeasureinputsignalpulsewidthsandaperiods.Itcanbe
usedinbothaCaptureorCompareMode.ThetimerinputsarethethreecaptureinputsINT0A,
INT0BandINT0C.Eachofthesecaptureinputshasitsownedgedetectorselection,tochoose
betweenhigh,loworbothedgetriggertypes.
TheCAPTONbitisusedtocontroltheoverallCaptureTimerenable/disablefunction.Disablingthe
CaptureModulewhennotusedwillreducethedevicepowerconsumption.Additionallythecapture
inputcontrolisenabled/disabledusingtheCAPENcontrolbit.Thetriggeredgeoptionaresetup
usingtheCAPEG1andCAPEG0bits,toselecteitherpositiveedge,negativeedgeorbothedges.
Capture Mode Operation
Thecapturetimermodulecontains2captureregisters,CAPTMCLandCAPTMCH,whichareused
tostorethepresentvalueinthecounter.WhentheCaptureModuleisenabled,theneachtimean
externalpinreceivesavalidtriggersignal,thecontentofthefreerunning16-bitcounter,whichis
containedintheCAPTMDLandCAPTMDHregisters,willbecapturedintothecaptureregisters,
CAPTMCLandCAPTMCH.Whenthisoccurs,theCAPOFinterruptflagbitintheinterrupt
controlregisterwillbeset.Ifthisinterruptisenabledbysettingtheinterruptenablebit,CAPOE,
high,aninterruptwillbegenerated.IftheCAPCLRbitissethigh,thenthe16-bitcounterwillbe
automaticallyresetafteracaptureeventoccurs.
Compare Mode Operation
Whenthetimerisusedinthecomparemode,theCAPTMALandCAPTMAHregistersareusedto
storethe16-bitcomparevalue.Whenthefreerunningvalueofthecount-up16-bitcounterreaches
avalueequaltotheprogrammedvaluesinthesecompareregisters,theCAPCFinterruptflagwill
besetwhichwillgenerateaninterruptifitsrelatedinterruptenablebitisset.IftheCAMCLRbit
issethigh,thenthecounterwillberesettozeroautomaticallywhenacomparematchcondition
occurs.Therotorspeedorastalledmotorconditioncanbedetectedbysettingthecompareregisters
tocomparethecapturedsignaledgetransitiontime.Ifarotorstallconditionoccurs,thenacompare
interruptwillbegenerated,afterwhichthePWMmotordrivecircuitcanbeshutdowntopreventa
motorburnoutsituation.
Noise Filter
ThetimeralsoincludesanoiseFilterwhichisusedtofilteroutunwantedglitchesorpulsesonthe
triggerinputpins.ThisfunctionisenabledusingtheCAPFILbit.Ifthenoisefilterisenabled,the
captureinputsignalsmustbesampledeither2or4times,inordertorecognizeanedgeasavalid
captureevent.Thesampling2or4timeunitsarebasedoeithertSYSor4×tSYSdeterminedusingthe
CAPNFSbit.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com