công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT45FM2C bảng dữ liệu(PDF) 69 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT45FM2C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Brushless DC Motor Flash Type 8-Bit MCU
PDF  171 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT45FM2C bảng dữ liệu(HTML) 69 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT45FM2C Datasheet HTML 65Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 66Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 67Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 68Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 69Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 70Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 71Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 72Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 73Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 69 / 171 page
background image
Rev. 1.10
68
�a� �0� �01�
Rev. 1.10
69
�a� �0� �01�
HT45FM2C
Brushless DC Motor Flash Type 8-Bit MCU
HT45FM2C
Brushless DC Motor Flash Type 8-Bit MCU
Preliminar�
TM5C0 Register—16-bit CTM
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
T5PAU
T5CK�
T5CK1
T5CK0
T5ON
—
—
—
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
—
—
—
POR
0
0
0
0
0
—
—
—
Bit 7
T5PAU:
TM5CounterPauseControl
0:Run
1:Pause
Thecountercanbepausedbysettingthisbithigh.Clearingthebittozerorestores
normalcounteroperation.WheninaPauseconditiontheTMwillremainpoweredup
andcontinuetoconsumepower.Thecounterwillretainitsresidualvaluewhenthisbit
changesfromlowtohighandresumecountingfromthisvaluewhenthebitchanges
toalowvalueagain.
Bit 6~4
T5CK2~T5CK0:
SelectTM5Counterclock
000: fSYS/4
001: fSYS
010: fH/16
011: fH/64
100: fTBC
101:Reserved
110:TCK5risingedgeclock
111:TCK5fallingedgeclock
ThesethreebitsareusedtoselecttheclocksourcefortheTM5.Selectingthe
Reservedclockinputwilleffectivelydisabletheinternalcounter.Theexternalpin
clocksourcecanbechosentobeactiveontherisingorfallingedge.Theclocksource
fSYSisthesystemclock,whilefHandfTBCareotherinternalclocks,thedetailsofwhich
canbefoundintheoscillatorsection.
Bit 3
T5ON:
TM5CounterOn/OffControl
0: Off
1: On
Thisbitcontrolstheoverallon/offfunctionoftheTM5.Settingthebithighenables
thecountertorun,clearingthebitdisablestheTM5.Clearingthisbittozerowill
stopthecounterfromcountingandturnofftheTM5whichwillreduceitspower
consumption.Whenthebitchangesstatefromlowtohightheinternalcountervalue
willberesettozero,howeverwhenthebitchangesfromhightolow,theinternal
counterwillretainitsresidualvalue.IftheTM5isintheCompareMatchOutput
ModethentheTM5outputpinwillberesettoitsinitialcondition,asspecifiedbythe
T5OCbit,whentheT5ONbitchangesfromlowtohigh.
Bit2~0
Unimplemented,readas"0"
TM5C1 Register — 16-bit CTM
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
T5�1
T5�0
T5IO1
T5IO0
T5OC
T5POL
T5DPX
T5CCLR
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
POR
0
0
0
0
0
0
0
0
Bit 7~6
T5M1~T5M0:
SelectTM5OperatingMode
00:CompareMatchOutputMode
01:Undefined
10:PWMMode
11:Timer/CounterMode
ThesebitssetuptherequiredoperatingmodefortheTM.Toensurereliableoperation
theTMshouldbeswitchedoffbeforeanychangesaremadetotheT5M1andT5M0
bits.IntheTimer/CounterMode,theTMoutputpincontrolmustbedisabled.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com