công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT45FM2C bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT45FM2C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Brushless DC Motor Flash Type 8-Bit MCU
PDF  171 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT45FM2C bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT45FM2C Datasheet HTML 58Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 59Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 60Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 61Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 62Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 63Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 64Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 65Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FM2C Datasheet HTML 66Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 62 / 171 page
background image
Rev. 1.10
6�
�a� �0� �01�
Rev. 1.10
6�
�a� �0� �01�
HT45FM2C
Brushless DC Motor Flash Type 8-Bit MCU
HT45FM2C
Brushless DC Motor Flash Type 8-Bit MCU
Preliminar�
Bit 4
T2CP0:
TP2_0 pin Control
0:Disable
1:Enable
Bit 3
T1CP1:
TP1_1 pin Control
0:Disable
1:Enable
Bit 2
T1CP0:
TP1_0 pin Control
0:Disable
1:Enable
Bit 1
T0CP1:
TP0_1 pin Control
0:Disable
1:Enable
Bit 0
T0CP0:
TP0_0 pin Control
0:Disable
1:Enable
TMPC1 Register
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
—
—
—
—
—
—
T5CP1
T5CP0
R/W
—
—
—
—
—
—
R/W
R/W
POR
—
—
—
—
—
—
0
0
Bit7~2
Unimplemented,readas“0”
Bit 1
T5CP1:
TP5_1 pin Control
0:Disable
1:Enable
Bit 0
T5CP0:
TP5_0 pin Control
0:Disable
1:Enable
Programming Considerations
TheTMCounterRegistersandtheCapture/CompareCCRAis10-bitor16-bitregister,havealow
andhighbytestructure.Thehighbytescanbedirectlyaccessed,butasthelowbytescanonlybe
accessedviaaninternal8-bitbuffer,readingorwritingtotheseregisterpairsmustbecarriedoutin
aspecificway.Theimportantpointtonoteisthatdatatransfertoandfromthe8-bitbufferandits
relatedlowbyteonlytakesplacewhenawriteorreadoperationtoitscorrespondinghighbyteis
executed.
Data
Bus
8-bit
Buffer
T�xDH
T�xDL
T�xAH
T�xAL
T� Counter Register (Read onl�)
T� CCRA Register (Read/Write)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com