| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
R5F6456GLFD bảng dữ liệu(PDF) 55 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R5F6456GLFD bảng dữ liệu(HTML) 55 Page - Renesas Technology Corp |
|
55 / 120 page ![]() REJ03B0233-0110 Rev.1.10 Page 55 of 115 Nov 09, 2010 R32C/156 Group 4. Special Function Registers (SFRs) Table 4.36 SFR List (36) Address Register Symbol Reset Value 0478F0h CAN1 Mailbox 15: Message Identifier C1MB15 XXXX XXXXh 0478F1h 0478F2h 0478F3h 0478F4h 0478F5h CAN1 Mailbox 15: Data Length XXh 0478F6h CAN1 Mailbox 15: Data Field XXXX XXXX XXXX XXXXh 0478F7h 0478F8h 0478F9h 0478FAh 0478FBh 0478FCh 0478FDh 0478FEh CAN1 Mailbox 15: Time Stamp XXXXh 0478FFh 047900h CAN1 Mailbox 16: Message Identifier C1MB16 XXXX XXXXh 047901h 047902h 047903h 047904h 047905h CAN1 Mailbox 16: Data Length XXh 047906h CAN1 Mailbox 16: Data Field XXXX XXXX XXXX XXXXh 047907h 047908h 047909h 04790Ah 04790Bh 04790Ch 04790Dh 04790Eh CAN1 Mailbox 16: Time Stamp XXXXh 04790Fh 047910h CAN1 Mailbox 17: Message Identifier C1MB17 XXXX XXXXh 047911h 047912h 047913h 047914h 047915h CAN1 Mailbox 17: Data Length XXh 047916h CAN1 Mailbox 17: Data Field XXXX XXXX XXXX XXXXh 047917h 047918h 047919h 04791Ah 04791Bh 04791Ch 04791Dh 04791Eh CAN1 Mailbox 17: Time Stamp XXXXh 04791Fh X: Undefined Blanks are reserved. No access is allowed. |