| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MPC5125 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC5125 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
10 / 94 page ![]() MDQ11 0x00 IO_CON- TROL_MEM ALT0 ALT1 ALT2 ALT3 MDQ11 — — — DRAM — — — I/O — — — VDD_IO_MEM — W21 MDQ12 0x00 IO_CON- TROL_MEM ALT0 ALT1 ALT2 ALT3 MDQ12 — — — DRAM — — — I/O — — — VDD_IO_MEM — W22 MDQ13 0x00 IO_CON- TROL_MEM ALT0 ALT1 ALT2 ALT3 MDQ13 — — — DRAM — — — I/O — — — VDD_IO_MEM — T20 MDQ14 0x00 IO_CON- TROL_MEM ALT0 ALT1 ALT2 ALT3 MDQ14 — — — DRAM — — — I/O — — — VDD_IO_MEM — V22 MDQ15 0x00 IO_CON- TROL_MEM ALT0 ALT1 ALT2 ALT3 MDQ15 — — — DRAM — — — I/O — — — VDD_IO_MEM — U22 MDQ16 0x00 IO_CON- TROL_MEM ALT0 ALT1 ALT2 ALT3 MDQ16 — — GPT1[0] DRAM — — GPT1 I/O — — I/O VDD_IO_MEM — R20 MDQ17 0x00 IO_CON- TROL_MEM ALT0 ALT1 ALT2 ALT3 MDQ17 — — GPT1[1] DRAM — — GPT1 I/O — — I/O VDD_IO_MEM — T21 MDQ18 0x00 IO_CON- TROL_MEM ALT0 ALT1 ALT2 ALT3 MDQ18 — — GPT1[2] DRAM — — GPT1 I/O — — I/O VDD_IO_MEM — P20 Table 2. MPC5125 Pin Multiplexing (continued) Pin Pad I/O Control Register1 and Offset2 Alternate Function3 Functions4 Peripheral5 I/O Direction Power Domain Notes Pin |