công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320C28343 bảng dữ liệu(PDF) 87 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMS320C28343
Giải thích chi tiết về linh kiện  Delfino Microcontrollers
PDF  170 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320C28343 bảng dữ liệu(HTML) 87 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320C28343 Datasheet HTML 83Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 84Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 85Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 86Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 87Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 88Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 89Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 90Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 91Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 87 / 170 page
background image
TMS320C28346, TMS320C28345, TMS320C28344
TMS320C28343, TMS320C28342, TMS320C28341
www.ti.com
SPRS516B – MARCH 2009 – REVISED JULY 2010
Table 4-12. SCI-C Registers(1) (2)
NAME
ADDRESS
SIZE (x16)
DESCRIPTION
SCICCRC
0x7770
1
SCI-C Communications Control Register
SCICTL1C
0x7771
1
SCI-C Control Register 1
SCIHBAUDC
0x7772
1
SCI-C Baud Register, High Bits
SCILBAUDC
0x7773
1
SCI-C Baud Register, Low Bits
SCICTL2C
0x7774
1
SCI-C Control Register 2
SCIRXSTC
0x7775
1
SCI-C Receive Status Register
SCIRXEMUC
0x7776
1
SCI-C Receive Emulation Data Buffer Register
SCIRXBUFC
0x7777
1
SCI-C Receive Data Buffer Register
SCITXBUFC
0x7779
1
SCI-C Transmit Data Buffer Register
SCIFFTXC(2)
0x777A
1
SCI-C FIFO Transmit Register
SCIFFRXC(2)
0x777B
1
SCI-C FIFO Receive Register
SCIFFCTC(2)
0x777C
1
SCI-C FIFO Control Register
SCIPRC
0x777F
1
SCI-C Priority Control Register
(1)
Registers in this table are mapped to Peripheral Frame 2 space. This space only allows 16-bit accesses. 32-bit accesses produce
undefined results.
(2)
These registers are new registers for the FIFO mode.
Copyright © 2009–2010, Texas Instruments Incorporated
Peripherals
87
Submit Documentation Feedback
Product Folder Link(s): TMS320C28346, TMS320C28345, TMS320C28344 TMS320C28343, TMS320C28342,
TMS320C28341



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com