công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320C28343 bảng dữ liệu(PDF) 81 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMS320C28343
Giải thích chi tiết về linh kiện  Delfino Microcontrollers
PDF  170 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320C28343 bảng dữ liệu(HTML) 81 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320C28343 Datasheet HTML 77Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 78Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 79Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 80Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 81Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 82Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 83Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 84Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 85Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 81 / 170 page
background image
TMS320C28346, TMS320C28345, TMS320C28344
TMS320C28343, TMS320C28342, TMS320C28341
www.ti.com
SPRS516B – MARCH 2009 – REVISED JULY 2010
Table 4-8. 3.3-V eCAN Transceivers
SUPPLY
LOW-POWER
SLOPE
PART NUMBER
VREF
OTHER
TA
VOLTAGE
MODE
CONTROL
SN65HVD230Q
3.3 V
Standby
Adjustable
Yes
–
–40°C to 125°C
SN65HVD231Q
3.3 V
Sleep
Adjustable
Yes
–
–40°C to 125°C
SN65HVD232Q
3.3 V
None
None
None
–
–40°C to 125°C
SN65HVD233
3.3 V
Standby
Adjustable
None
Diagnostic Loopback
–40°C to 125°C
SN65HVD234
3.3 V
Standby and Sleep
Adjustable
None
–
–40°C to 125°C
SN65HVD235
3.3 V
Standby
Adjustable
None
Autobaud Loopback
–40°C to 125°C
ISO1050
3–5.5 V
None
None
None
–55°C to 105°C
•
Built-in isolation
•
Low-prop delay
•
Thermal shutdown
•
Failsafe operation
•
Dominant time-out
Copyright © 2009–2010, Texas Instruments Incorporated
Peripherals
81
Submit Documentation Feedback
Product Folder Link(s): TMS320C28346, TMS320C28345, TMS320C28344 TMS320C28343, TMS320C28342,
TMS320C28341



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com