công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS1296CZXGR bảng dữ liệu(PDF) 65 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS1296CZXGR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Power, 8-Channel, 24-Bit Analog Front-End for Biopotential Measurements
PDF  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

ADS1296CZXGR bảng dữ liệu(HTML) 65 Page - Texas Instruments

Back Button ADS1296CZXGR Datasheet HTML 61Page - Texas Instruments ADS1296CZXGR Datasheet HTML 62Page - Texas Instruments ADS1296CZXGR Datasheet HTML 63Page - Texas Instruments ADS1296CZXGR Datasheet HTML 64Page - Texas Instruments ADS1296CZXGR Datasheet HTML 65Page - Texas Instruments ADS1296CZXGR Datasheet HTML 66Page - Texas Instruments ADS1296CZXGR Datasheet HTML 67Page - Texas Instruments ADS1296CZXGR Datasheet HTML 68Page - Texas Instruments ADS1296CZXGR Datasheet HTML 69Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 65 / 80 page
background image
500kW
50kW
50kW
00
PACE[4:3]
500kW
20kW
00
500kW
50kW
50kW
00
PACE[2:1]
500kW
00
From
MUX1P
From
MUX2P
From
MUX2N
From
MUX1N
500kW
50kW
50kW
01
500kW
01
500kW
50kW
50kW
01
500kW
01
From
MUX3P
From
MUX4P
From
MUX4N
From
MUX3N
500kW
50kW
50kW
10
500kW
10
500kW
50kW
50kW
10
500kW
10
From
MUX5P
From
MUX6P
From
MUX6N
PACE_IN(GPIO1)
(1)
GPIO1
From
MUX5N
500kW
50kW
50kW
100kW
11
500kW
100kW
11
500kW
50kW
50kW
11
500kW
11
From
MUX7P
From
MUX8P
From
MUX8N
From
MUX7N
TESTN_PACE_OUT2
PACE
Amp
PDB_PACE
200kW
200kW
TESTP_PACE_OUT1
PACE
Amp
PDB_PACE
20kW
20kW
20kW
20kW
20kW
20kW
20kW
PGA1P
PGA2P
PGA1N
PGA3P
PGA7N
PGA7P
PGA5N
PGA5P
PGA3N
PGA2N
PGA4P
PGA4N
PGA6P
PGA6N
PGA8P
PGA8N
-
(AVDD
AVSS)
2
-
(AVDD
AVSS)
2
ADS1294
, ADS1296
ADS1298
www.ti.com
SBAS459E – JANUARY 2010 – REVISED AUGUST 2010
(1) GPIO1 can be used as the PACE_IN signal.
Figure 59. Hardware Pace Detection Option
Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
65
Product Folder Link(s): ADS1294 ADS1296 ADS1298



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com