| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PCIMX258CJM4A bảng dữ liệu(PDF) 125 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PCIMX258CJM4A bảng dữ liệu(HTML) 125 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
125 / 144 page ![]() i.MX25 Applications Processor for Consumer and Industrial Products, Rev. 3 Freescale Semiconductor 125 NVCC_CRM N14 NVCC_CSI J13, J14 NVCC_DRYICE W11 NVCC_EMI1 G6, G7, G8, G9, H6, H7, H8, J6, J7 NVCC_EMI2 G12, G13, G14, G15, H12, H13, H14 NVCC_JTAG U10 NVCC_LCDC P6, P7, R6, R7 NVCC_MISC N5, N6, N7 NVCC_NFC L6, L7, L8 NVCC_SDIO R17 OSC24M_GND W15 OSC24M_VDD W16 QGND A1, A11, A20, B11, C11, D11, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, G5, G10, G16, H5, H9, H10, H11, H15, H16, J5, J9, J10, J11, J15, J16, K1, K2, K3, K4, K5, K8, K9, K10, K11, K13, K14, K15, L5, L9, L10, L11, L12, L13, L14, L15, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, N9, N12, N13, N15, N16, P5, P13, P14, P15, P16, R5, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, Y1, Y20 QVDD G11, J8, J12, K6, K7, K12, M5, M6, M7, N8, P8, P9 REF V11 UPLL_GND M16 UPLL_VDD L16 USBPHY1_UPLLVDD M17 USBPHY1_UPLLVSS N17 USBPHY1_VDDA K16 USBPHY1_VDDA_BIAS K19 USBPHY1_VSSA L19 USBPHY1_VSSA_BIAS J17 USBPHY2_VDD W18 USBPHY2_VSS W17 Table 98. 17x17 mm Package Ground, Power Sense, and Reference Contact Assignments (continued) Contact Name Contact Assignment |