công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

USB4640i bảng dữ liệu(PDF) 56 Page - SMSC Corporation

tên linh kiện USB4640i
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Speed Inter-Chip (HSIC) USB 2.0 Hub and Flash Media Controller
PDF  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SMSC [SMSC Corporation]
Trang chủ  http://www.smsc.com
Logo SMSC - SMSC Corporation

USB4640i bảng dữ liệu(HTML) 56 Page - SMSC Corporation

Back Button USB4640i Datasheet HTML 52Page - SMSC Corporation USB4640i Datasheet HTML 53Page - SMSC Corporation USB4640i Datasheet HTML 54Page - SMSC Corporation USB4640i Datasheet HTML 55Page - SMSC Corporation USB4640i Datasheet HTML 56Page - SMSC Corporation USB4640i Datasheet HTML 57Page - SMSC Corporation USB4640i Datasheet HTML 58Page - SMSC Corporation USB4640i Datasheet HTML 59Page - SMSC Corporation USB4640i Datasheet HTML 60Page - SMSC Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 56 / 64 page
background image
High Speed Inter-Chip (HSIC) USB 2.0 Hub and Flash Media Controller
Datasheet
Revision 1.0 (06-09-09)
56
SMSC USB4640/USB4640i
DATASHEET
10.2
Operating Conditions
10.3
DC Electrical Characteristics
PARAMETER
SYMBOL
MIN
MAX
UNITS
COMMENTS
Commercial
USB4640
Operating
Temperature
TA
0
70
°C
Ambient temperature in still air.
Industrial
USB4640i
Operating
Temperature
TA
-40
85
°C
Ambient temperature in still air.
3.3 V supply voltage
VDD33
3.0
3.6
V
A 3.3 V regulator with an output
tolerance of 1% must be used if
the output of the internal power
FET’s must support a 5%
tolerance.
3.3 V supply rise time
tRT
0400
μs(Figure 10.1)
Voltage on
USB+ and USB- pins
-0.3
5.5
V
If any 3.3 V supply voltage drops
below 3.0 V, then the MAX
becomes:
(3.3 V supply voltage) + 0.5
≤ 5.5
Voltage on any signal
pin
-0.3
VDD33
V
Voltage on XTAL1
-0.3
2.0
V
Voltage on XTAL2
-0.3
2.0
V
PARAMETER
SYMBOL
MIN
TYP
MAX
UNITS
COMMENTS
I, IPU, IPD Type Input Buffer
Low Input Level
High Input Level
Pull Down
Pull Up
VILI
VIHI
PD
PU
2.0
72
58
0.8
V
V
μA
μA
TTL Levels
IS Type Input Buffer
Low Input Level
High Input Level
Hysteresis
VILI
VIHI
VHYSI
2.0
420
0.8
V
V
mV
TTL Levels



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com