công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB90F334APMC bảng dữ liệu(PDF) 58 Page - fujitsu semiconductor

tên linh kiện MB90F334APMC
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-bit Microcontroller
PDF  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUJITSU [fujitsu semiconductor]
Trang chủ  
Logo FUJITSU - fujitsu semiconductor

MB90F334APMC bảng dữ liệu(HTML) 58 Page - fujitsu semiconductor

Back Button MB90F334APMC Datasheet HTML 54Page - fujitsu semiconductor MB90F334APMC Datasheet HTML 55Page - fujitsu semiconductor MB90F334APMC Datasheet HTML 56Page - fujitsu semiconductor MB90F334APMC Datasheet HTML 57Page - fujitsu semiconductor MB90F334APMC Datasheet HTML 58Page - fujitsu semiconductor MB90F334APMC Datasheet HTML 59Page - fujitsu semiconductor MB90F334APMC Datasheet HTML 60Page - fujitsu semiconductor MB90F334APMC Datasheet HTML 61Page - fujitsu semiconductor MB90F334APMC Datasheet HTML 62Page - fujitsu semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 58 / 72 page
background image
MB90330A Series
58
DS07-13734-7E
5.
Electrical Characteristics for the A/D Converter
(VCC
= AVCC = 3.3 V ± 0.3 V, VSS = AVSS = 0.0 V, TA = − 40 °C to + 85 °C)
*1 : tCP : Refer to “ 4. AC Characteristics (1) Clock input timing”.
*2 : The current when the CPU is in stop mode and the A/D converter is not operating (For VCC
= AVCC = AVRH = 3.3 V).
Parameter
Sym-
bol
Pin name
Value
Unit
Remarks
Min
Typ
Max
Resolution
⎯⎯
⎯
⎯
10
bit
Total error
⎯⎯
⎯
⎯
± 3.0
LSB
Nonlinear error
⎯⎯
⎯
⎯
± 2.5
LSB
Differential linear
error
⎯⎯
⎯
⎯
± 1.9
LSB
Zero transition
voltage
VOT
AN0 to AN15
AVSS
−
1.5 LSB
AVSS
+
0.5 LSB
AVSS
+
2.5 LSB
V
1 LSB
= (AVRH −
AVSS)/1024
Full-scale transition
voltage
VFST
AN0 to AN15
AVRH
−
3.5 LSB
AVRH
−
1.5 LSB
AVRH
+
0.5 LSB
V
Conversion time
⎯⎯
⎯
176 tCP*1
⎯
ns
Sampling time
⎯⎯
⎯
64 tCP*1
⎯
ns
Analog port input
current
IAIN
AN0 to AN15
⎯⎯
10
μA
Analog input
voltage
VAIN
AN0 to AN15
0
⎯
AVRH
V
Reference
voltage
⎯
AVRH
2.7
⎯
AVCC
V
Power supply
current
IA
AVCC
⎯
1.4
3.5
mA
IAH
AVCC
⎯⎯
5
μA*2
Reference voltage
supplying current
IR
AVRH
⎯
95
170
μA
IRH
AVRH
⎯⎯
5
μA*2
Interchannel
disparity
⎯
AN0 to AN15
⎯⎯
4LSB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com