công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB90F334APMC bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - fujitsu semiconductor

tên linh kiện MB90F334APMC
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-bit Microcontroller
PDF  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUJITSU [fujitsu semiconductor]
Trang chủ  
Logo FUJITSU - fujitsu semiconductor

MB90F334APMC bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - fujitsu semiconductor

Back Button MB90F334APMC Datasheet HTML 36Page - fujitsu semiconductor MB90F334APMC Datasheet HTML 37Page - fujitsu semiconductor MB90F334APMC Datasheet HTML 38Page - fujitsu semiconductor MB90F334APMC Datasheet HTML 39Page - fujitsu semiconductor MB90F334APMC Datasheet HTML 40Page - fujitsu semiconductor MB90F334APMC Datasheet HTML 41Page - fujitsu semiconductor MB90F334APMC Datasheet HTML 42Page - fujitsu semiconductor MB90F334APMC Datasheet HTML 43Page - fujitsu semiconductor MB90F334APMC Datasheet HTML 44Page - fujitsu semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 40 / 72 page
background image
MB90330A Series
40
DS07-13734-7E
3.
DC Characteristics
(VCC
= AVCC = 3.3 V ± 0.3 V, VSS = AVSS = 0.0 V, TA = − 40 °C to + 85 °C)
(Continued)
Parameter
Sym-
bol
Pin name
Conditions
Value
Unit
Remarks
Min
Typ
Max
Output “H”
voltage
VOH
Output pins other than
P60 to P67, P96,
PA0 to PA7, PB0 to PB4,
HVP, HVM, DVP, DVM
IOH
= − 4.0 mA
VCC
− 0.5 ⎯
Vcc
V
HVP, HVM, DVP, DVM
RL
= 15 kΩ ± 5%
2.8
⎯
3.6
V
Output “L”
voltage
VOL
Output pins other than
HVP, HVM, DVP, DVM
IOL
= 4.0 mA
Vss
⎯
Vss
+ 0.4
V
HVP, HVM, DVP, DVM
RL
= 1.5 kΩ ± 5%
0
⎯
0.3
V
Input leak
current
IIL
Output pins other than
P60 to P67, P96,
PA0 to PA7,
PB0 to PB4, HVP, HVM,
DVP, DVM
VCC
= 3.3 V,
Vss < VI < VCC
− 10
⎯+ 10 μA
HVP, HVM, DVP, DVM
⎯− 5
⎯+ 5
μA
Pull-up
resistance
RPULL P00 to P07, P10 to P17
VCC
= 3.3 V,
TA
= + 25 °C
25
50
100
k
Ω
Open drain
output
current
ILIOD
P60 to P67, P96,
PA0 to PA7, PB0 to PB4
⎯⎯
0.1
10
μA
Power
supply
current
ICC
VCC
VCC
= 3.3 V,
Internal frequency 24 MHz,
At normal operating
At USB operating
(USTP
= 0)
⎯
75
85
mA
MB90F334A
MB90F335A
⎯
65
75
mA MB90333A
VCC
= 3.3 V,
Internal frequency 24 MHz,
At normal operating
At non-operating USB
(USTP
= 1)
⎯
70
80
mA
MB90F334A
MB90F335A
⎯
60
70
mA MB90333A
ICCS
VCC
= 3.3 V,
Internal frequency 24 MHz,
At sleep mode
⎯
27
40
mA
ICTS
VCC
= 3.3 V,
Internal frequency 24 MHz,
At timer mode
⎯
3.5
10
mA
VCC
= 3.3 V,
Internal frequency 3 MHz,
At timer mode
⎯
12
mA
ICCL
VCC
= 3.3 V,
Internal frequency 8 kHz,
At sub clock operation,
(TA
= +25 °C)
⎯
25
150
μA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com