công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320C28343ZHHT bảng dữ liệu(PDF) 74 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMS320C28343ZHHT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Delfino Microcontrollers
PDF  153 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320C28343ZHHT bảng dữ liệu(HTML) 74 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320C28343ZHHT Datasheet HTML 70Page - Texas Instruments TMS320C28343ZHHT Datasheet HTML 71Page - Texas Instruments TMS320C28343ZHHT Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments TMS320C28343ZHHT Datasheet HTML 73Page - Texas Instruments TMS320C28343ZHHT Datasheet HTML 74Page - Texas Instruments TMS320C28343ZHHT Datasheet HTML 75Page - Texas Instruments TMS320C28343ZHHT Datasheet HTML 76Page - Texas Instruments TMS320C28343ZHHT Datasheet HTML 77Page - Texas Instruments TMS320C28343ZHHT Datasheet HTML 78Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 74 / 153 page
background image
Mailbox RAM
(512 Bytes)
32-Message Mailbox
of 4
× 32-Bit Words
Memory Management
Unit
CPU Interface,
Receive Control Unit,
Timer Management Unit
eCAN Memory
(512 Bytes)
Registers and Message
Objects Control
32
32
Message Controller
32
32
32
32
32
32
eCAN Protocol Kernel
Receive Buffer
Transmit Buffer
Control Buffer
Status Buffer
Enhanced CAN Controller
32
Controls
Address
Data
eCAN1INT
eCAN0INT
32
SN65HVD23x
3.3-V CAN Transceiver
CAN Bus
TMS320C28346, TMS320C28345, TMS320C28344
TMS320C28343, TMS320C28342, TMS320C28341
Delfino Microcontrollers
SPRS516 – MARCH 2009
www.ti.com
Figure 4-10. eCAN Block Diagram and Interface Circuit
Table 4-8. 3.3-V eCAN Transceivers
SUPPLY
LOW-POWER
SLOPE
PART NUMBER
VREF
OTHER
TA
VOLTAGE
MODE
CONTROL
SN65HVD230Q
3.3 V
Standby
Adjustable
Yes
–
-40
°C to 125°C
SN65HVD231Q
3.3 V
Sleep
Adjustable
Yes
–
-40
°C to 125°C
SN65HVD232Q
3.3 V
None
None
None
–
-40
°C to 125°C
SN65HVD233
3.3 V
Standby
Adjustable
None
Diagnostic
-40
°C to 125°C
Loopback
SN65HVD234
3.3 V
Standby and Sleep
Adjustable
None
–
-40
°C to 125°C
SN65HVD235
3.3 V
Standby
Adjustable
None
Autobaud
-40
°C to 125°C
Loopback
Peripherals
74
Submit Documentation Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com