công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320C28343 bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMS320C28343
Giải thích chi tiết về linh kiện  Delfino Microcontrollers
PDF  153 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320C28343 bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320C28343 Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 153 page
background image
3
Functional Overview
L0SARAM4Kx16
(0-Wait)
L1SARAM42Kx16
(0-Wait)
L2SARAM4Kx16
(0-Wait)
L3SARAM4Kx16
(0-Wait)
L4SARAM4Kx16
(0-Wait)
L5SARAM4Kx16
(0-Wait)
BootROM
8Kx16
XWE0
XZCS6
XZCS7
XZCS0
XR/W
XREADY
XHOLD
XHOLDA
XD31:0
XA19:1
GPIO
MUX
MemoryBus
XCLKOUT
XRD
GPIO
MUX
88GPIOs
8ExternalInterrupts
88GPIOs
ADC
SoC
EXTADCCLK
EXTSOC
CPUTimer0
CPUTimer1
CPUTimer2
OSC,
PLL,
LPM,
WD
DMA
6Ch
PIE
(Interrupts)
32-bitCPU
(300MHz@1.2V
200MHz@1.1V)
EMU1
EMU0
TRST
TDO
TMS
TDI
TCK
XRS
X2
X1
XCLKIN
FPU
DMA Bus
MemoryBus
FIFO
(16Levels)
SCI-A/B/C
FIFO
(16Levels)
SPI-A/D
FIFO
(16Levels)
I2C
16-bitperipheralbus
McBSP-A/B
32-bitperipheralbus
(DMA accessible)
ePWM-1/../9
HRPWM-1/../9
eCAP-1/../6
eQEP-1/2/3
CAN-A/B
(32-mbox)
M0SARAM1Kx16
(0-Wait)
M1SARAM1Kx16
(0-Wait)
32-bitperipheralbus
GPIOMUX
88GPIOs
XWE1
H0SARAM32Kx16
(1Wait,Prefetch)
H1SARAM32Kx16
(1Wait,Prefetch)
H2SARAM32Kx16
(1Wait,Prefetch)
H3SARAM32Kx16
(1Wait,Prefetch)
H4SARAM32Kx16
(1Wait,Prefetch)
H5SARAM32Kx16
(1Wait,Prefetch)
L6SARAM4Kx16
(1-Wait)
L7SARAM4Kx16
(1-Wait)
TMS320C28346, TMS320C28345, TMS320C28344
TMS320C28343, TMS320C28342, TMS320C28341
Delfino Microcontrollers
SPRS516 – MARCH 2009
www.ti.com
Figure 3-1. Functional Block Diagram
Functional Overview
32
Submit Documentation Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com