công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2437 bảng dữ liệu(PDF) 653 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2437
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  746 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2437 bảng dữ liệu(HTML) 653 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2437 Datasheet HTML 649Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 650Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 651Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 652Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 653Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 654Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 655Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 656Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 657Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 653 / 746 page
background image
Rev. 1.00, 09/03, page 615 of 704
21.2.2
External Clock Input Method
Figure 21.4 shows a typical method of connecting an external clock signal. To leave the XTAL pin
open, parasitic capacitance should be 10 pF or less.
To input an inverted clock to the XTAL pin, the external clock should be set to high in standby
mode. External clock input conditions are shown in table 21.3.
EXTAL
XTAL
External clock input
Open
(a) Example of external clock input when XTAL pin left open
EXTAL
XTAL
External clock input
(b) Example of external clock input when an inverted clock is input to XTAL pin
Figure 21.4 Example of External Clock Input
Table 21.3
External Clock Input Conditions
VCC = 3.0 to 3.6 V
Item
Symbol Min.
Max.
Unit
Test Conditions
External clock input
pulse width low level
t
EXL
15
ns
External clock input
pulse width high level
t
EXH
15
ns
External clock rising
time
t
EXr
5
ns
External clock falling
time
t
EXf
5
ns
Figure 21.5
Clock pulse width low
level
t
CL
0.4
0.6
t
cyc
Clock pulse width high
level
t
CH
0.4
0.6
t
cyc
Figure 24.3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com