công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2114R bảng dữ liệu(PDF) 1000 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2114R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Renesas 16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1038 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2114R bảng dữ liệu(HTML) 1000 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2114R Datasheet HTML 996Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 997Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 998Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 999Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1000Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1001Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1002Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1003Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1004Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1000 / 1038 page
background image
Section 26 Electrical Characteristics
Rev. 3.00 Jul. 14, 2005 Page 952 of 986
REJ09B0098-0300
Table 26.3
Permissible Output Currents
Conditions:
V
CC = 3.0 V to 3.6 V, VSS = 0V
Item
Symbol Min.
Typ.
Max.
Unit
SCL0, SDA0, SCL1, SDA1,
ExSCLA, ExSDAA, ExSCLB,
ExSDAB,
PS2AC to PS2CC,
PS2AD to PS2CD, and
PA7 to PA4 (bus drive
function selected)
10
mA
Ports 1, 2, 3, C, and D
5
Permissible output
low current (per pin)
Other output pins
I
OL
2
Total of ports 1, 2, 3, C, and D
40
Permissible output
low current (total)
Total of all output pins,
including the above
∑I
OL
60
Permissible output
high current (per pin)
All output pins
–I
OH
2
Permissible output
high current (total)
Total of all output pins
∑–I
OH
30
Notes: 1. To protect LSI reliability, do not exceed the output current values in table 26.3.
2. When driving a Darlington transistor or LED, always insert a current-limiting resistor in
the output line, as show in figures 26.1 and 26.2.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com