công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2114R bảng dữ liệu(PDF) 997 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2114R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Renesas 16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1038 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2114R bảng dữ liệu(HTML) 997 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2114R Datasheet HTML 993Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 994Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 995Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 996Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 997Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 998Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 999Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1000Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1001Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 997 / 1038 page
background image
Section 26 Electrical Characteristics
Rev. 3.00 Jul. 14, 2005 Page 949 of 986
REJ09B0098-0300
Item
Symbol Min.
Typ. Max.
Unit
Test
Conditions
RES, STBY, MD2, MD1,
MD0, FWE, and
ETRST
(3)
–0.3
V
CC × 0.1
Input low
voltage
NMI, EXTAL, and input pins other
than (1) and (3) above
V
IL
–0.3
V
CC × 0.2
V
CC– 0.5
I
OH = –200 µA
All output pins (except for port A,
G, P97, P86, P52, and P42)
V
CC– 1.0
I
OH = –1 mA
Output
high
voltage
Port A, G, P97, P86, P52, and
P42*
4
V
OH
0.5
I
OH = –200 µA
All output pins *
5
0.4
I
OL = 1.6 mA
Output
low
voltage
Ports 1, 2, 3, C, and D
V
OL
1.0
I
OL = 5 mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com