công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2114R bảng dữ liệu(PDF) 998 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2114R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Renesas 16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1038 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2114R bảng dữ liệu(HTML) 998 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2114R Datasheet HTML 994Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 995Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 996Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 997Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 998Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 999Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1000Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1001Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1002Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 998 / 1038 page
background image
Section 26 Electrical Characteristics
Rev. 3.00 Jul. 14, 2005 Page 950 of 986
REJ09B0098-0300
Table 26.2
DC Characteristics (2)
Conditions: V
CC = 3.0 V to 3.6 V, AVCC*
1 = 3.0 V to 3.6 V, AVref*1 = 3.0 V to AV
CC,
V
SS = AVSS*
1 = 0 V
Item
Symbol Min. Typ. Max. Unit Test Conditions
RES
10.0
STBY, NMI, MD2,
MD1, MD0, and FWE
1.0
V
in = 0.5 to VCC – 0.5 V
Input leakage
current
Port 7
I
in
1.0
µA
V
in = 0.5 to AVCC – 0.5 V
Three-state
leakage current (off
state)
Ports 1 to 6
Ports 8, 9, and A to G
I
TSI
1.0
V
in = 0.5 to VCC – 0.5 V
Ports 1 to 3 and P95 to
P90
5
150
Port 6 (P6PUE=0),
B to F
30
300
Input pull-up MOS
current
Port 6 (P6PUE=1)
–I
P
3
100
V
in = 0 V
Input capacitance
P41, P40, PB7 to PB3,
and PC7
15
Other than above
C
in
10
pF
V
in = 0 V
f = 1MHz
Ta = 25
°C
Normal operation
30
45
V
CC = 3.0 V to 3.6 V
f = 20 MHz, all modules
operating, high-speed mode
Sleep mode
22
35
mA
V
CC = 3.0 V to 3.6 V
f = 20 MHz
10
40
Ta
≤ 50 °C
Current
consumption*
6
Standby mode*
7
I
CC
80
µA
50 °C < Ta
Analog power
supply current
During A/D conversion
1
2
mA
A/D conversion
standby
AI
cc
0.01 5
µA
AV
CC = 3.0 V to 3.6 V
Reference power
supply current
During A/D conversion
1
2
mA
A/D conversion
standby
AI
ref
0.01 5
µA
AVref = 3.0 V to AV
CC
VCC start voltage
VCC
START
0
0.8
V
VCC rising edge
SVCC
20
ms/V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com