công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2114R bảng dữ liệu(PDF) 1004 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2114R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Renesas 16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1038 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2114R bảng dữ liệu(HTML) 1004 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2114R Datasheet HTML 1000Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1001Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1002Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1003Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1004Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1005Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1006Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1007Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1008Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1004 / 1038 page
background image
Section 26 Electrical Characteristics
Rev. 3.00 Jul. 14, 2005 Page 956 of 986
REJ09B0098-0300
26.3.1
Clock Timing
Table 26.5 shows the clock timing. The clock timing specified here covers clock output (
φ) and
clock pulse generator (crystal) and external clock input (EXTAL pin) oscillation stabilization
times. For details of external clock input (EXTAL pin and EXCL pin) timing, see section 23,
Clock Pulse Generator.
Table 26.5
Clock Timing
Condition A:
V
CC = 3.0 V to 3.6 V, VSS = 0 V, φ = 4 MHz to 10 MHz
Condition B:
V
CC = 3.0 V to 3.6 V, VSS = 0 V, φ = 4 MHz to 20 MHz
Condition A
Condition B
Item
Symbol Min.
Max.
Min.
Max.
Unit
Reference
Clock cycle time
t
cyc
100
250
50
250
ns
Clock high pulse width
t
CH
30
20
Clock low pulse width
t
CL
30
20
Clock rise time
t
Cr
20
5
Clock fall time
t
Cf
20
5
Figure 26.4
Reset oscillation
stabilization (crystal)
t
OSC1
20
10
ms
Figure 26.5
Software standby
oscillation stabilization time
(crystal)
t
OSC2
8
8
Figure 26.6
External clock output
stabilization delay time
t
DEXT
500
500
µs
Figure 26.5
tCr
tCL
tCf
tcyc
tCH
φ
Figure 26.4 System Clock Timing



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com