công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2114R bảng dữ liệu(PDF) 1006 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2114R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Renesas 16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1038 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2114R bảng dữ liệu(HTML) 1006 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2114R Datasheet HTML 1002Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1003Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1004Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1005Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1006Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1007Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1008Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1009Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1010Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1006 / 1038 page
background image
Section 26 Electrical Characteristics
Rev. 3.00 Jul. 14, 2005 Page 958 of 986
REJ09B0098-0300
26.3.2
Control Signal Timing
Table 26.6 shows the control signal timing. Only external interrupts NMI, IRQ0 to IRQ15, KIN0
to KIN15, WUE0 to WUE15, and KBCA to KBCC can be operated based on the subclock (
φ
SUB =
32.768 kHz).
Table 26.6
Control Signal Timing
Conditions:
V
CC = 3.0 V to 3.6 V, VSS = 0 V, φ = 32.768 kHz, 4 MHz to 20 MHz
Item
Symbol
Min.
Max.
Unit
Test
Conditions
RES setup time
t
RESS
200
ns
RES pulse width
t
RESW
20
t
cyc
Figure 26.7
NMI setup time
t
NMIS
150
ns
NMI hold time
t
NMIH
10
NMI pulse width
(exiting software standby mode)
t
NMIW
200
IRQ setup time
(
IRQ15 to IRQ0, KIN15 to KIN0,
WUE15 to WUE0)
t
IRQS
150
IRQ hold time
(
IRQ15 to IRQ0, KIN15 to KIN0,
WUE15 to WUE0)
t
IRQH
10
IRQ pulse width
(
IRQ15 to IRQ0, KIN15 to KIN0,
WUE15 to WUE0) (exiting
software standby mode)
t
IRQW
200
Figure 26.8
tRESW
tRESS
φ
tRESS
RES
Figure 26.7 Reset Input Timing



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com