công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2114R bảng dữ liệu(PDF) 933 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2114R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Renesas 16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1038 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2114R bảng dữ liệu(HTML) 933 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2114R Datasheet HTML 929Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 930Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 931Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 932Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 933Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 934Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 935Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 936Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 937Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 933 / 1038 page
background image
Section 25 List of Registers
Rev. 3.00 Jul. 14, 2005 Page 885 of 986
REJ09B0098-0300
Register Name
Abbreviation
Number
of Bits
Address Module
Data
Width
Access
States
Port G noise canceller enable register
PGNCE
8
H'FE06
PORT
8
2
Port G noise canceller mode control
register
PGNCMC
8
H'FE07
PORT
8
2
Port G noise cancel cycle setting
register
PGNCCS
8
H'FE08
PORT
8
2
Port control register 0
PTCNT0
8
H'FE10
PORT
8
2
Port control register 1
PTCNT1
8
H'FE11
PORT
8
2
Port control register 2
PTCNT2
8
H'FE12
PORT
8
2
Port 9 pull-up MOS control register
P9PCR
8
H'FE14
PORT
8
2
Port G Nch-OD control register
PGNOCR
8
H'FE16
PORT
8
2
Port F Nch-OD control register
PFNOCR
8
H'FE19
PORT
8
2
Port C Nch-OD control register
PCNOCR
8
H'FE1C
PORT
8
2
Port D Nch-OD control register
PDNOCR
8
H'FE1D
PORT
8
2
Bidirectional data register 0 MW
TWR0MW
8
H'FE20
LPC
8
2
Bidirectional data register 0 SW
TWR0SW
8
H'FE20
LPC
8
2
Bidirectional data register 1
TWR1
8
H'FE21
LPC
8
2
Bidirectional data register 2
TWR2
8
H'FE22
LPC
8
2
Bidirectional data register 3
TWR3
8
H'FE23
LPC
8
2
Bidirectional data register 4
TWR4
8
H'FE24
LPC
8
2
Bidirectional data register 5
TWR5
8
H'FE25
LPC
8
2
Bidirectional data register 6
TWR6
8
H'FE26
LPC
8
2
Bidirectional data register 7
TWR7
8
H'FE27
LPC
8
2
Bidirectional data register 8
TWR8
8
H'FE28
LPC
8
2
Bidirectional data register 9
TWR9
8
H'FE29
LPC
8
2
Bidirectional data register 10
TWR10
8
H'FE2A
LPC
8
2
Bidirectional data register 11
TWR11
8
H'FE2B
LPC
8
2
Bidirectional data register 12
TWR12
8
H'FE2C
LPC
8
2
Bidirectional data register 13
TWR13
8
H'FE2D
LPC
8
2
Bidirectional data register 14
TWR14
8
H'FE2E
LPC
8
2
Bidirectional data register 15
TWR15
8
H'FE2F
LPC
8
2
Input data register 3
IDR3
8
H'FE30
LPC
8
2
Output data register 3
ODR3
8
H'FE31
LPC
8
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com