công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2114R bảng dữ liệu(PDF) 734 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2114R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Renesas 16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1038 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2114R bảng dữ liệu(HTML) 734 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2114R Datasheet HTML 730Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 731Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 732Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 733Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 734Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 735Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 736Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 737Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 738Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 734 / 1038 page
background image
Section 18 LPC Interface (LPC)
Rev. 3.00 Jul. 14, 2005 Page 686 of 986
REJ09B0098-0300
Items Initialized
System
Reset
LPC Reset
LPC
Shutdown
LRESET signal
Input
Input
LPCPD signal
Input (port
function
Input
Input
LAD3 to LAD0,
LFRAME, LCLK, SERIRQ, CLKRUN signals
Input
Hi-Z
PME, LSMI, LSCI, GA20 signals (when function is selected)
Output
Hi-Z
PME, LSMI, LSCI, GA20 signals (when function is not selected)
Port function Port function
Note:
System reset: Reset by STBY input, RES input, or WDT overflow
LPC reset: Reset by LPC hardware reset (HR) or LPC software reset (SR)
LPC shutdown: Reset by LPC hardware shutdown (HS) or LPC software shutdown (SS)
Figure 18.5 shows the timing of the
LPCPD and LRESET signals.
LPCPD
LRESET
LAD3 to LAD0
LFRAME
LCLK
At least 30
µs
At least 100
µs
At least 60
µs
Figure 18.5 Power-Down State Termination Timing



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com