công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2114R bảng dữ liệu(PDF) 563 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2114R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Renesas 16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1038 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2114R bảng dữ liệu(HTML) 563 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2114R Datasheet HTML 559Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 560Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 561Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 562Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 563Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 564Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 565Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 566Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 567Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 563 / 1038 page
background image
Section 16 I
2C Bus Interface (IIC)
Rev. 3.00 Jul. 14, 2005 Page 515 of 986
REJ09B0098-0300
Bit Bit Name
Initial Value R/W
Description
2
1
0
BC2
BC1
BC0
0
0
0
R/W
R/W
R/W
Bit Counter 2 to 0
These bits specify the number of bits to be transferred
next. Bit BC2 to BC0 settings should be made during an
interval between transfer frames. If bits BC2 to BC0 are set
to a value other than 000, the setting should be made
while the SCL line is low.
The bit counter is initialized to B'000 when a start condition
is detected. The value returns to B'000 at the end of a data
transfer.
I
2C Bus Format
Clocked Synchronous Serial Mode
000: 9 bits
000: 8 bits
001: 2 bits
001: 1 bits
010: 3 bits
010: 2 bits
011: 4 bits
011: 3 bits
100: 5 bits
100: 4 bits
101: 6 bits
101: 5 bits
110: 7 bits
110: 6 bits
111: 8 bits
111: 7 bits



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com