công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20223 bảng dữ liệu(PDF) 275 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20223
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20223 bảng dữ liệu(HTML) 275 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20223 Datasheet HTML 271Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 272Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 273Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 274Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 275Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 276Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 277Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 278Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 279Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 275 / 992 page
background image
Section 9 Peripheral I/O Mapping Controller
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 249 of 962
REJ09B0465-0100
(4) Port 5
(a) Port 5 Peripheral Function Mapping Register 1 (PMCR51)
b7
0
b6
1
b5
P51MD[2:0]
0
b4
0
b3
0
b2
1
b1
P50MD[2:0]
0
b0
0
H'FF0050
Bit:
Address:
Value after reset:
Bit
Symbol
Bit Name
Description
R/W
7
Reserved
This bit is always read as 0. The write value
should always be 0.
6 to 4
P51MD[2:0]
P51 function
select
000: Setting prohibited
001:
IRQ1 input
010: RXD input (SCI3_1)
011: FTIOB input/output (timer RC)*
100: TCLKB input (timer RG) (initial value)
101: FTIOB0 input/output (timer RD_0)
110: TRGB input (timer RB)
111: Setting prohibited
R/W
3
Reserved
This bit is always read as 0. The write value
should always be 0.
2 to 0
P50MD[2:0]
P50 function
select
000: Setting prohibited
001:
IRQ0 input
010: SCK3 input/output (SCI3_1)
011: FTIOA input/output (timer RC)*
100: TCLKA input (timer RG) (initial value)
101: FTIOA0 input/output (timer RD_0)
110: TREO output (timer RE)
111: Setting prohibited
R/W
Note:
*
The timer RC is not available on the H8S/20203 and H8S/20223 groups. These bits are
reserved and the function cannot be selected for these groups.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com