công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20223 bảng dữ liệu(PDF) 967 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20223
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20223 bảng dữ liệu(HTML) 967 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20223 Datasheet HTML 963Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 964Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 965Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 966Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 967Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 968Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 969Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 970Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 971Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 967 / 992 page
background image
Section 28 Electrical Characteristics
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 941 of 962
REJ09B0465-0100
Value
Item
Symbol
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Time to wait for low-voltage
detection circuit 1 to start
operating
t
d(E-A)
T.B.D
µs
Minimum value of operating
voltage for low-voltage
detection circuit 1
V
LVDR1min
2.7
V
Table 28.13 Electrical Characteristics for Low-Voltage Detection Circuit 2
Unless otherwise indicated, VCC = 2.7 to 5.5 V, VSS = 0.0 V, VCC
≥ AVCC, Ta = −20 to +85 °C
(N version)/
−40 to +85 °C (D version)
Value
Item
Symbol
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Voltage-detection level
V
det2
Rising voltage
Falling voltage
2.04
2.14
2.24
V
Current drawn by low-voltage
detection circuit 1
Vcc = 5.0V
T.B.D
µA
Time to wait for low-voltage
detection circuit 1 to start operating
t
d(E-A)
T.B.D
µs
Voltage-detection level for external
input pins
T.B.D
1.33
T.B.D
Range of input for voltage-detection
of external inputs
0
1/2Vcc
V
Range of input for comparison
voltage for external inputs
0
1/2Vcc
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com