công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20223 bảng dữ liệu(PDF) 960 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20223
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20223 bảng dữ liệu(HTML) 960 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20223 Datasheet HTML 956Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 957Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 958Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 959Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 960Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 961Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 962Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 963Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 964Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 960 / 992 page
background image
Section 28 Electrical Characteristics
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 934 of 962
REJ09B0465-0100
28.5
A/D Converter Characteristics
Table 28.8
A/D Converter Characteristics
Unless otherwise indicated, V
CC = 2.7 to 5.5 V, VSS = AVSS = 0.0 V, VCC ≥ AVCC, Ta = −20 to
+85
°C (N version)/ −40 to +85 °C (D version)
Value
Item
Symbol
Applicable
Pins
Test
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Remarks
Analog power supply
voltage
AVcc
AVcc
2.7
Vcc
5.5
V
*
1
Analog input voltage
AV
IN
AN0 to
AN11
AN0_2 to
AN3_2
Vss
– 0.3
Avcc
+ 0.3
V
AI
OPE
AVcc
AVcc = 5.0V
f
osc = 20MHz
T.B.D
mA
AI
STOP1
AVcc
T.B.D
µA
*
2
Reference
value
Analog power supply
current
AI
STOP2
AVcc
T.B.D
µA
*
3
Analog input capacitance
C
AIN
AN0 to
AN11
AN0_2 to
AN3_2
30.0
pF
Permissible signal source
impedance
R
AIN
AN0 to
AN11
AN0_2 to
AN3_2
5.0
k
Ω
Resolution (data length)
10
10
10
bit
Conversion time
t
conv
2.0
43
µs
A/D conversion mode
(single mode)
Nonlinearity error
T.B.D
LSB
Offset error
T.B.D
LSB
Full-scale error
T.B.D
LSB
Quantization error
T.B.D
LSB
Absolute precision
AN0 to
AN11
AN0_2 to
AN3_2
AVcc = 2.7 to
5.5V
T.B.D
LSB
Note:
1. Connect AVcc to Vcc when the A/D converter is not used.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com