công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20223 bảng dữ liệu(PDF) 950 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20223
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20223 bảng dữ liệu(HTML) 950 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20223 Datasheet HTML 946Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 947Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 948Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 949Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 950Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 951Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 952Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 953Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 954Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 950 / 992 page
background image
Section 28 Electrical Characteristics
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 924 of 962
REJ09B0465-0100
Value
Item
Symbol
Applicable
Pins
Test Condition
Min.
Typ.
Max
Unit
Remark
Sleep mode 1,
φ
OSC = 20MHz
T.B.D
T.B.D
mA
*
l
SLEEP1
V
CC
Sleep mode 1,
φ
OSC = 10MHz
T.B.D
mA
Reference
value
*
Sleep mode 2,
φ
OSC = 20MHz
T.B.D
T.B.D
mA
*
l
SLEEP2
V
CC
Sleep mode 2,
φ
OSC = 10MHz
T.B.D
mA
Reference
value
*
Sleep mode 3,
φ
OSC = 20MHz
T.B.D
T.B.D
mA
*
l
SLEEP3
V
CC
Sleep mode 3,
φ
OSC = 10MHz
T.B.D
mA
l
SLEEP4
V
CC
Sleep mode 4,
φ
sub = 32kHz
T.B.D
mA
*
Sleep mode
supply current
l
SLEEP5
V
CC
Sleep mode 5,
φ
sub = 32kHz
T.B.D
mA
Reference
value
*
Ta
≤ 50 °C when
32-kHZ crystal
resonator not
used
T.B.D
µA
*
Standby mode
supply current
l
STBY
V
CC
Ta > 50
°C when
32-kHZ crystal
resonator not
used
T.B.D
µA
RAM data
retaining
voltage
V
RAM
V
CC
2.0
V
Note:
*
The following table shows pin states during the measurement of supply current except
the current through pull-up MOS transistors and output buffers.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com