công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20223 bảng dữ liệu(PDF) 942 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20223
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20223 bảng dữ liệu(HTML) 942 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20223 Datasheet HTML 938Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 939Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 940Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 941Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 942Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 943Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 944Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 945Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 946Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 942 / 992 page
background image
Section 28 Electrical Characteristics
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 916 of 962
REJ09B0465-0100
28.2
Electrical Characteristics
28.2.1
Power Supply Voltage and Operating Ranges
(1) Power Supply Voltage and Oscillation Frequency Range
32.768
2.7
5.5
VCC (V)
φsub (kHz)
125.0
2.7
5.5
VCC (V)
φloco (kHz)
20.0
2.7
5.5
VCC (V)
φhoco (MHz)
16.0
20.0
4.0
2.7
5.5
Vcc(V)
φosc (MHz)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com