công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20223 bảng dữ liệu(PDF) 931 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20223
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20223 bảng dữ liệu(HTML) 931 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20223 Datasheet HTML 927Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 928Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 929Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 930Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 931Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 932Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 933Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 934Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 935Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 931 / 992 page
background image
Section 27 List of Registers
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 905 of 962
REJ09B0465-0100
Register
Abbrevi-
ation
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
Module
TRDOER2_23*
5
PTO
TRDOCR_23*
5
TOD1
TOC1
TOB1
TOA1
TOD0
TOC0
TOB0
TOA0
TRDADCR_23
ADTRGD1E
ADTRGC1E
ADTRGB1E
ADTRGA1E
ADTRGD0E ADTRGC0E
ADTRGB0E ADTRGA0E
Timer RD
Unit 1
(channels 2
and 3 in
common)
ICCR1
ICE
RCVD
MST
TRS
CKS[3:0]
SSCRH
RSSTP
MSS
CKS[2:0]
ICCR2
BBSY
SCP
SDAO
SDAOP
SCLO
IICRST
SSCRL
SOL
SOLP
SRES
ICMR
MLS
WAIT
BCWP
BC[2:0]
SSMR
MLS
CPOS
CPHS
BC[2:0]
ICIER
TIE
TEIE
RIE
NAKIE
STIE
ACKE
ACKBR
ACKBT
SSER
TIE
TEIE
RIE
TE
RE
CEIE
ICSR
TDRE
TEND
RDRF
NACKF
STOP
AL_OVE
AAS
ADZ
SSSR
TDRE
TEND
RDRF
ORER
CE
SAR
SAV6
SAV5
SAV4
SAV3
SAV2
SAV1
SAV0
FS
SSMR2
BIDE
SCKS
CSS1
CSS0
SCKOS
SOOS
SCOS
SSUMS
ICDRT
SSTDR
ICDRR
SSRDR
IIC2/SSU
DADR0
DADR1
DACR
DAOE1
DAOE0
D/A converter
IrCR
IrE
IrCK[2:0]
IrTXINV
IrRXINV
SCI3_2
(IrDA)
ADDR0
CMPR
CMP7
CMP6
CMP5
CMP4
CMP3
CMP2
CMP1
CMP0
ADDR1
A/D converter
(unit 1)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com