công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20223 bảng dữ liệu(PDF) 892 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20223
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20223 bảng dữ liệu(HTML) 892 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20223 Datasheet HTML 888Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 889Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 890Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 891Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 892Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 893Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 894Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 895Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 896Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 892 / 992 page
background image
Section 26 Low-Voltage Detection Circuits
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 866 of 962
REJ09B0465-0100
Bit
Symbol
Bit Name
Description
R/W
1
VD1MS
LVD1 mode
select
0: Generates an interrupt request when the voltage reaches
Vdet1.
1: Generates a reset request when the voltage reaches
Vdet1.
R/W
0
LD1RE
LVD1
interrupt/
reset
request
enable
This bit is enabled when the VD1E bit is 1.
0: Disables interrupt/reset requests generated when the
specified voltage level is detected.
1: Enables interrupt/reset requests generated when the
specified voltage level is detected.
R/W
Table 26.2 shows the relationship between the LD1CRH settings and selection function. LD1CRH
should be set according to table 26.2.
Table 26.2
LD1CRH Settings and Select Functions
LD1CRH
Select Functions
VD1MS
VD1DFS
VD1IRCS
LVD1 Falling
Reset
LVD1 Falling
Interrupt
LVD1 Rising
Interrupt
1
x
x
O
0
1
x
O
O
0
0
1
O
0
0
0
O
[Legend]
x: Don't care.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com