công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20223 bảng dữ liệu(PDF) 608 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20223
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20223 bảng dữ liệu(HTML) 608 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20223 Datasheet HTML 604Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 605Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 606Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 607Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 608Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 609Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 610Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 611Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 612Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 608 / 992 page
background image
Section 16 Timer RD
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 582 of 962
REJ09B0465-0100
(2) Output Disable Timing of Timer RD by External Trigger
When PH5/
TRDOI_0 (or PH6/TRDOI_1) is set as a TRDOI input pin, and low level is input to
TRDOI, the master enable bit in TRDOER1 is set to 1 and the output of timer RD will be disabled.
TRDOI
TRDOER1
Timer RD
output pin
Timer RD output
I/O port
Timer RD output
I/O port
0
1
φ
Figure 16.51 Example of Output Disable Timing of Timer RD by External Trigger
(3) Output Inverse Timing by TRDFCR
The output level can be inverted by inverting the OLS1 and OLS0 bits in TRDFCR in reset
synchronous PWM mode or complementary PWM mode. Figure 16.52 shows the timing.
φ
Timer RD
output pin
Address bus
TRDFCR address
Inverted
TRDFCR
T1
T2
Figure 16.52 Example of Output Inverse Timing of Timer RD by Writing to TRDFCR



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com