công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 971 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 971 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 967Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 968Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 969Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 970Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 971Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 972Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 973Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 974Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 975Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 971 / 1250 page
background image
Section 25 Flash Memory
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 923 of 1198
REJ09B0403-0200
25.2
Input/Output Pins
Table 25.2 shows the flash memory pin configuration.
Table 25.2
Pin Configuration
Pin Name
Input/Output
Function
RES
Input
Reset
FWE
Input
Flash memory programming/erasing enable pin
MD2
Input
Sets operating mode of this LSI
MD1
Input
Sets operating mode of this LSI
TxD1
Output
Serial transmit data output (used in SCI boot mode)
RxD1
Input
Serial receive data input (used in SCI boot mode)
USD+, USD
−
Input/output
USB data input/output (used in USB boot mode)
VBUS
Input
Detects USB cable connection/disconnection (used in USB
boot mode)
PUPDPLS
Input
USD+ pull-up control
PF5
Input
Sets SCI boot mode or USB boot mode (used in boot mode
setting)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com