công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 974 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 974 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 970Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 971Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 972Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 973Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 974Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 975Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 976Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 977Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 978Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 974 / 1250 page
background image
Section 25 Flash Memory
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 926 of 1198
REJ09B0403-0200
25.3.1
Programming/Erasing Interface Register
The programming/erasing interface registers are as described below. They are all 8-bit registers
that can be accessed in byte. These registers are initialized at a reset or in hardware standby mode.
• Flash Code Control Status Register (FCCS)
FCCS is configured by bits which request the monitor of the FWE pin state and error occurrence
during programming or erasing flash memory and the download of on-chip program.
Bit
Bit Name
Initial
Value
R/W
Description
7
FWE
1/0
R
Flash Program Enable
Monitors the signal level input to the FWE pin and
enables or disables programming/erasing flash memory.
0: Programming/erasing disabled
1: Programming/erasing enabled
6, 5
All 0
R/W
Reserved
The initial value should not be changed.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com