công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 861 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 861 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 857Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 858Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 859Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 860Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 861Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 862Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 863Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 864Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 865Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 861 / 1024 page
background image
Section 25 Clock Pulse Generator
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 835 of 994
REJ09B0452-0100
Table 25.2
Crystal Resonator Parameters
Frequency (MHz)
8
10
12
16
20
R
S (max) (Ω)
80
70
60
50
40
C
0 (max) (pF)
7
7
7
7
7
25.1.2
External Clock Input Method
Figure 25.4 shows a typical method of inputting an external clock signal. To leave the XTAL pin
open, incidental capacitance should be 10 pF or less. To input an inverted clock to the XTAL pin,
the external clock should be set to high in standby mode or watch mode. External clock input
conditions are shown in table 25.3. The frequency of the external clock should be the same as that
of the system clock (
φ).
EXTAL
XTAL
EXTAL
XTAL
External clock input
Open
(a) Example of external clock input when XTAL pin is left open
External clock input
(b) Example of external clock input when an inverted clock is input to XTAL pin
Figure 25.4 Example of External Clock Input



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com